| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST34C87IP16 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST34C87IP16 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Exar Corporation |
|
7 / 8 page ![]() ST34C87 7 Rev. 1.01 SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.053 0.069 1.35 1.75 A1 0.004 0.010 0.10 0.25 B 0.013 0.020 0.33 0.51 C 0.007 0.010 0.19 0.25 D 0.386 0.394 9.80 10.00 E 0.150 0.157 3.80 4.00 e 0.050 BSC 1.27 BSC H 0.228 0.244 5.80 6.20 L 0.016 0.050 0.40 1.27 α 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° INCHES MILLIMETERS 16 LEAD SMALL OUTLINE (150 MIL JEDEC SOIC) Rev. 1.00 e 16 9 8 D E H B A L C A1 Seating Plane α Note: The control dimension is the millimeter column 1 |