| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST34C87 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST34C87 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Exar Corporation |
|
6 / 8 page ![]() ST34C87 6 Rev. 1.01 16 LEAD PLASTIC DUAL-IN-LINE (300 MIL PDIP) Rev. 1.00 16 1 9 8 D e B1 A1 E1 E A L B Seating Plane SYMBOL MIN MAX MIN MAX INCHES A 0.145 0.210 3.68 5.33 A1 0.015 0.070 0.38 1.78 A2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E1 0.240 0.280 6.10 7.11 e 0.100 BSC 2.54 BSC eA 0.300 BSC 7.62 BSC eB 0.310 0.430 7.87 10.92 L 0.115 0.160 2.92 4.06 α 0 ° 15 ° 0 ° 15 ° MILLIMETERS α A2 C Note: The control dimension is the inch column eB eA |