| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LEBP3W01 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEBP3W01 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 20 page ![]() 2017-12-11 2 Version 1.1 LE B P3W 01 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Power 1) page 19 Ordering Code Typ: Strahlungsleistung 1) Seite 19 Bestellnummer I F = 36000 mA ΦE [mW] LE B P3W 01-GZHZ-24 24000 ... 45000 Q65112A4108 LE B P3W 01-GZHZ-VW 24000 ... 45000 Q65112A4119 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE B P3W 01-GZHZ-VW means that only one group GZ, HX, HY, HZ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LE B P3W 01-GZHZ-VW means that only one wavelength group V,W will be shippable. LE B P3W 01-GZHZ-VW means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE B P3W 01-GZHZ-VW bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GZ, HX, HY, HZ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LE B P3W 01-GZHZ-VW bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen V,W enthalten ist (siehe Seite 5). LE B P3W 01-GZHZ-VW bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |