công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATPL100A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATPL100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  FSK Power Line Communications SoC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATPL100A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATPL100A Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATPL100A Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Atmel ATPL100A [Summary datasheet]
43002A-ATPL-03/12
8
5.
Ordering Information
Table 5-1.
Atmel ATPL100A Ordering Codes
Atmel Ordering Code
Package
Package Type
Temperature Range
ATPL100A-AZU-Y
144 LQFP
Pb-Free
Industrial (-40ºC to 85º)
AT PL 100 A - AZU - Yxx
Atmel Designator
Product Family
Device Designator
Device Revision
Customer marking
Shipping Carrier Option
Package Device Grade or
Wafer/Die Thickness
Package Option
U = Lead free (Pb-free)
Industrial temperature range
(-40°C to +85°C)
Y = Tray
AZ
= 144LQFP
AT=Atmel
PL=Power Line Communications



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com