công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LY8271A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Lyontek Inc.

tên linh kiện LY8271A
Giải thích chi tiết về linh kiện  16Wx2(BTL) Stereo / 20Wx1(PBTL) Mono Class D Audio Amplifier
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LYONTEK [Lyontek Inc.]
Trang chủ  http://www.lyontek.com.tw
Logo LYONTEK - Lyontek Inc.

LY8271A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Lyontek Inc.

  LY8271A_17 Datasheet HTML 1Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 2Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 3Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 4Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 5Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 6Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 7Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 8Page - Lyontek Inc. LY8271A_17 Datasheet HTML 9Page - Lyontek Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
LY8271A
Rev. 1.0
16Wx2(BTL) Stereo / 20Wx1(PBTL) Mono Class D Audio Amplifier
With Built-in Step-up Converter
Lyontek Inc. reserves the rights to change the specifications and products without notice.
2F, No.17, lndustry E . Rd. II, Science-Based Industrial Park, Hsinchu 300, Taiwan
TEL: 886-3-6668838
FAX: 886-3-6668836
3
ORDERING INFORMATION
Ordering
Code
Packing
Type
Speaker
Channels
Pin/
Package
Output Power
(THD+N=10%)
Input
Type
Output
Type
LY8271A
Tape&
Reel
Stereo
TSSOP28
@VIN=7.4V boost to 12V, 25℃
Single-End
/
Differential
2xBTL/
1xPBTL
16Wx2/
THD+N=10%
10Wx2/
THD+N=10%
20Wx1/
THD+N=10%
--
@VIN=3.7V boost to 8V, 25℃
8.5Wx2/
THD+N=10%
4.5Wx2/
<10% THD+N
8.5Wx1/
THD+N=10%
--
APPLICATION CIRCUIT
Figure.1 Application circuit for Stereo (BTL) mode and Single-Ended Input
Note 2: These resistances must be connected to ground, resistance=1Kohm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com