công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AR-P48 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Synaptics Incorporated.

tên linh kiện AR-P48
Giải thích chi tiết về linh kiện  AccessRunner ADSL Modem Device Set for PCI Applications
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CONEXANT [Synaptics Incorporated.]
Trang chủ  https://www.synaptics.com/
Logo CONEXANT - Synaptics Incorporated.

AR-P48 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Synaptics Incorporated.

Back Button AR-P48 Datasheet HTML 13Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 14Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 15Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 16Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 17Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 18Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 19Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 20Page - Synaptics Incorporated. AR-P48 Datasheet HTML 21Page - Synaptics Incorporated. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 24 page
background image
Controller-less ADSL Modem Device Set for PCI Applications
AccessRunner
Doc. No. 100394B
Conexant
17
October 19, 1999
Proprietary Information
AccessRunner 11627 ADSL DMT Data Pump
Table 8. Recommended Operating Conditions
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Power Supply (I/O)
VDD
3.135
3.3
3.465
Volts
Power Supply (Core)
VDDcore
2.375
2.5
2.625
Volts
Ambient Operating Temperature
TA
-40
+85
°C
Humidity
90
%
Table 9. Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Power Supply
VDD
3.6
Volts
Voltage on any Signal Pin
GND-0.3
VDD+0.3
Volts
Ambient Operating Temperature
TA
-55
+125
°C
Storage Temperature
TS
-65
+150
°C
Junction Temperature
TJ
+150
°C
Soldering Temperature
TSOL
+260
°C
Vapor Phase Soldering
TVSOL
+220
°C
Air Flow
0
l.f.p.m
Table 10. DC Characteristics
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Digital Inputs
Input High Voltage
Input Low Voltage
Input Leakage Current
Input Capacitance
VIH
VIL
IIL/IIH
CIN
0.9*VDD
GND
-10
2.9
VDD
0.1*VDD
10
Volts
Volts
µA
pF
Digital Outputs
Output High Voltage
Output Low Voltage
Tri-State Output Leakage
Output Capacitance
VOH
VOL
ILK
COUT
0.9*VDD
GND
10
3.1
VDD
0.1*VDD
10
Volts
Volts
µA
pF
Digital Bi-directionals
Tri-State Output Leakage
Input/Output Capacitance
ILK
CINOUT
-10
3.9
10
µA
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com