công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPW60R070CFD7 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện IPW60R070CFD7
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

IPW60R070CFD7 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  IPW60R070CFD7 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited IPW60R070CFD7 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPW60R070CFD7
IIPW60R070CFD7
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
BVDSS
Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V; ID=1mA
600
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS; ID=0.76mA
3.5
4.5
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS=10V; ID=15.1A
70
mΩ
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS= 20V; VDS=0V
0.1
μ
A
IDSS
Drain-Source Leakage Current
VDS=600V; VGS= 0V
1
μ
A
VSD
Diode forward voltage
IF=15.1A, VGS = 0V
V



Html Pages

1 2