| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IRLR2905Z bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IRLR2905Z bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited |
|
2 / 2 page ![]() INCHANGE Semiconductor isc website:www.iscsemi.cn isc & iscsemi is registered trademark 2 isc N-Channel MOSFET Transistor IRLR2905Z, IIRLR2905Z ELECTRICAL CHARACTERISTICS TC=25℃ unless otherwise specified SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT BVDSS Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V; ID=250μA 55 V VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS=VGS; ID=250μA 1 3 V RDS(on) Drain-Source On-Resistance VGS=10V; ID=36A 13.5 mΩ IGSS Gate-Source Leakage Current VGS= ±16V ± 0.2 μ A IDSS Drain-Source Leakage Current VDS=55V; VGS= 0V 20 μ A VSD Diode forward voltage Is=36A, VGS = 0V 1.3 V |