| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC32MK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC32MK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology |
|
2 / 8 page ![]() PIC32MK DS50002613B-page 2 2017 Microchip Technology Inc. TABLE 1: 100-PIN DEVICE TO 100-PIN PIM MAPPING Device Pin Number PIC32MK 100-pin Device Functional Description PIM Pin Number Device Pin Number PIC32MK 100-pin Device Functional Description PIM Pin Number 1 RG15 1 51 AN24 25 2VDD 2 52 RPE0 (C1TX) 77, 88 3 RPA7 (U3TX) 51, 76 53 AN41/RPE1 (INDX2) 43 4 PWM1H 94 54 VBUS — 5 PWM1L 93 55 VBUS3V3 62 6PWM5L 4 56 D1- — 7 PWM5H 71 57 D1+ — 8PWM6L 6 58 VBUS2 53 9PWM6H 7 59 D2- 54 10 RPG6 (HOME2) 61 60 D2+ 55 11 AN18 29 61 RF5 60 12 AN17/RPG8 (QEB2) 42 62 VDD 62 13 MCLR 13 63 CLKI — 14 AN16/RPG9 (QEA2) 41 64 RC15 64 15 VSS 15 65 VSS 65 16 VDD 16 66 RPA14 (INDX2) 48 17 AN22 8 67 RPA15 (U3RX) 52, 72 18 AN21 9 68 RD8 68 19 AN20 79 69 PGED2 27 20 AN10 35 70 PGEC2 26 21 AN9 24 71 DAC2 H 22 OA2OUT D2 72 AN25 23 23 OA2IN+ (INDX2) F2 73 RPC13 91 24 OA2IN- E2 74 RPB8 92 25 OA1OUT D1 75 VSS 75 26 OA1IN+ (QEB2) F1 76 RPB9 (U2TX) 50 27 OA1IN- E1 77 USBID2 56 28 VREF- — 78 RC7 84 29 VREF+28 79 RD12 69 30 AVDD 30 80 RD13 58 31 AVSS 31 81 RPC8 (U2RX) 49, 70 32 OA3OUT D3 82 RD5 82 33 OA3IN- E3 83 RD6 — 34 OA3IN+ (QEA2) F3 84 RPC9 80 35 RC11 33 85 VSS 85 36 VSS 36 86 VDD 86 37 VDD 37 87 RPF0 (C1RX) 78, 87 38 RG11 34 88 RF1 89 39 AN36 38 89 RG1 83 40 AN37 69 90 RG0 90 41 AN12 40 91 RF6 59 42 FLT6 19 92 RF7 — 43 RPE14 (QEB2) 47 93 PWM3H 3 44 AN15 32 94 PWM3L 100 45 VSS 45 95 RG14 95 46 VDD 46 96 RG12 96 47 RD14 44 97 RG13 97 48 RD15 — 98 PWM2H 99 49 DAC3 85 99 PWM2L 98 50 FLT15 18 100 TDO — |