| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GWJBLMS2.EM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWJBLMS2.EM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2016-06-15 2 Version 1.1 GW JBLMS2.EM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom Bestellnummer I F = 65 mA [K] ΦV Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 means that only one group GR, GS, GT will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 means that only one forward voltage group L2,M1,M2,N1,N2 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GR, GS, GT enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5). [lm] GW JBLMS2.EM-GRGT-A838-1 2700 21 ... 25.9 Q65112A0435 GW JBLMS2.EM-GRGT-XX58-1 2700 21 ... 25.9 Q65112A0434 GW JBLMS2.EM-GSGU-A737-1 3000 22.4 ... 28 Q65112A0430 GW JBLMS2.EM-GSGU-XX57-1 3000 22.4 ... 28 Q65112A0426 GW JBLMS2.EM-GSGU-A636-1 3500 22.4 ... 28 Q65112A0431 GW JBLMS2.EM-GSGU-XX56-1 3500 22.4 ... 28 Q65112A0427 GW JBLMS2.EM-GSGU-A535-1 4000 22.4 ... 28 Q65112A0432 GW JBLMS2.EM-GSGU-XX55-1 4000 22.4 ... 28 Q65112A0428 GW JBLMS2.EM-GTHP-A333-1 5000 24 ... 30.4 Q65112A0424 GW JBLMS2.EM-GTHP-XX53-1 5000 24 ... 30.4 Q65112A0422 GW JBLMS2.EM-GTHP-A232-1 5700 24 ... 30.4 Q65112A0425 GW JBLMS2.EM-GTHP-XX52-1 5700 24 ... 30.4 Q65112A0423 GW JBLMS2.EM-GSGU-A131-1 6500 22.4 ... 28 Q65112A0433 GW JBLMS2.EM-GSGU-XX51-1 6500 22.4 ... 28 Q65112A0429 1) page 23 1) Seite 23 |