công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG46826 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Dialog Semiconductor

tên linh kiện SLG46826
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two High Speed General Purpose Rail-to-Rail Analog
PDF  165 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALOG [Dialog Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

SLG46826 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Dialog Semiconductor

Back Button SLG46826 Datasheet HTML 5Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 6Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 7Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 8Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 9Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 10Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 11Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 12Page - Dialog Semiconductor SLG46826 Datasheet HTML 13Page - Dialog Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 165 page
background image
Datasheet
31-Jan-2018
CFR0011-120-01
Revision 2.4
9 of 165
© 2018 Dialog Semiconductor
SLG46826
GreenPAK Programmable Mixed Signal Matrix with In-System
Programmability
PRELIMINARY
2.2 PIN CONFIGURATION - TSSOP-20L
Table 1: Functional Pin Description
Pin No.
Pin
Name
Signal
Name
Function
Input
Options
Output
Options
STQFN
20L
TSSOP
20L
1VDD
VDD
Power Supply
--
--
ACMP0H+
Analog Comparator 0
Positive Input
Analog
ACMP1H+
Analog Comparator 1
Positive Input
Analog
ACMP2L+
Analog Comparator 2
Positive Input
Analog
ACMP3L+
Analog Comparator 3
Positive Input
Analog
Pin # Signal Name Pin Functions
1
IO14
GPIO or ACMP0H_IN
2
IO13
GPIO or ACMP1H_IN
3
IO12
GPIO or ACMP2L_IN
4
IO11
GPIO or ACMP3L_IN
5
IO10
GPIO or VREF_OUT0
6
IO9
GPIO or VREF_OUT1
7VDD2
Power Supply
8
IO8
GPIO
9
IO7
GPIO
10
GND
Ground
11
IO6
GPIO
12
SDA
I2C_SDA
13
SCL
I2C_SCL
14
IO5
GPIO, SLA<3>
15
IO4
GPIO, SLA<2>
16
IO3
GPIO, SLA<1>
17
IO2
GPIO, SLA<0>
18
IO1
GPIO or VREF IN
19
IO0
GPIO
20
VDD
Power Supply
OE: Output Enable
ACMPx+: ACMPx Positive Input
ACMPx-: ACMPx Negative Input
SCL: I2C Clock Input
SDA: I2C Data Input/Output
VREFx: Voltage Reference Output
EXT_CLKx: External Clock Input
SLA: Slave Address
TS_OUT: Temperature Output
Legend:
IO5
IO4
IO3
IO11
IO12
IO13
IO14
IO9
IO10
SDA
SCL
IO6
IO7
IO8
GND
IO0
IO1
VDD
IO2
VDD2
2
3
4
14
15
16
17
1
5
6
12
13
7
11
8
9
10
18
19
20
TSSOP-20
(Top View)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com