| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SLG46110 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Dialog Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SLG46110 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Dialog Semiconductor |
|
30 / 82 page ![]() 000-0046110-106 Page 29 of 81 SLG46110 The table below shows the register bits for the standard digital logic devices (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR) that can be created within each of the two 3-bit LUT logic cells. Table 21. 3-bit LUT Standard Digital Functions. Function MSB LSB AND-3 1 000 00 00 NAND-3 0 111 11 11 OR-3 1 111 11 10 NOR-3 0 000 00 01 XOR-3 1 001 01 10 XNOR-3 0 110 10 01 |