công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LWT673 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LWT673
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Interior Lighting
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWT673 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWT673_13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LWT673_13 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
2013-08-20
10
Version 2.0
LW T673 specified at 2mA
Forward Current 7) page 22
Durchlassstrom 7) Seite22
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Luminous Intensity 7) page 22 , 8) page 22
Relative Lichtstärke 7) Seite 22 , 8) Seite 22
IV/IV(2 mA) = f(IF); TS = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 7) page 22
Farbortverschiebung 7) Seite 22
Cx, Cy = f(IF); TS = 25 °C
OHL11494
10
-1
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5 V 5.0
0
10
1
10
10
2
5
5
mA
5
2.0
I
F
V
F
LWT673
IF [mA]
0.4
0.5
1
2
3
4
5
10
20
30
IV
IV(2mA )
LWT673
IF [mA]
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
ΔCx
ΔCy
: ΔCx
: ΔCy
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com