| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LWM673 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LWM673 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2014-10-27 2 Version 4.1 LW M673 Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 10 mA I V [mcd] LW M673-P1R2-FKPL 45 ... 180 Q65111A2039 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW M673-P1R2-FKPL means that only one group P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW M673-P1R2-FKPL means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW M673-P1R2-FKPL bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW M673-P1R2-FKPL bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW M673-P1R2-FKPL bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. |