| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LWM67C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LWM67C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2015-04-30 2 Version 5.2 LW M67C Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 20 mA I V [mcd] LW M67C-T1U1-FKKL-1 280 ... 560 Q65111A5084 LW M67C-T2U2-JKPL-1 355 ... 710 Q65111A5083 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW M67C-T2U2-JKPL-1 means that only one group T2, U1, U2 will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW M67C-T2U2-JKPL-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LW M67C-T2U2-JKPL-1 means that only one forward voltage group 24,64,A6,G6 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW M67C-T2U2-JKPL-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW M67C-T2U2-JKPL-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW M67C-T2U2-JKPL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LW M67C-T2U2-JKPL-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A6,G6 enthalten (siehe Seite 5). |