| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LRTBGRUG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LRTBGRUG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 26 page ![]() 2015-06-30 8 LRTB GRUG Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 26 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 26 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group blue Einheit Unit min. max. min. max. 2 518.5 523.5 nm 4 458.5 463 nm 3 521 526 nm 5 460.5 465 nm 4 523.5 528.5 nm 6 462.5 467 nm 5 526 531 nm 7 464.5 470 nm 6 528.5 533.5 nm 8 467.5 473 nm 7 531 536 nm 9 470.5 477 nm 8 533.5 541 nm 9 538.5 546 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: TF-1+UI-2+RF-4 Example:TF-1+UI-2+RF-4 Helligkeits- gruppe Brightness Group (red) Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (red) Helligkeits- gruppe Brightness Group (true green) Wellenlänge Wavelength (true green) Helligkeits- gruppe Brightness Group (blue) Wellenlänge Wavelength (blue) TT 1 UY 2 RT 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. |