công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UG1004G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện UG1004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A, 200V - 600V Ultra Fast Rectifiers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

UG1004G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  UG1004G Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd UG1004G Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd UG1004G Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd UG1004G Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PART NO.
*: Optional available
PART NO.
(TA=25°C unless otherwise noted)
Document Number: DS_D0000153
Version: A15
UG1004G - UG1008G
Taiwan Semiconductor
ORDERING INFORMATION
PART NO.
SUFFIX
PACKING
Note 1: "xx" defines voltage from 200V (UG1004G) to 600V (UG1008G)
C0
G
TO-220AB
50 / Tube
PACKING CODE
SUFFIX (*)
PACKAGE
PACKING
CODE
HC0
G
AEC-Q101 qualified
Green compound
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES
EXAMPLE
EXAMPLE P/N
UG100xG
(Note 1)
H
UG1004GHC0G
UG1004G
PART NO.
SUFFIX
PACKING CODE
PACKING CODE
SUFFIX
DESCRIPTION
0
2
4
6
8
10
12
0
255075
100
125
150
175
CASE TEMPERATURE (°C)
FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
UG1007G-08G
UG1004G-06G
Resistive of
inductive load
with heatsink
0
20
40
60
80
100
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 3 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
8.3ms single half sine wave
0.001
0.01
0.1
1
10
0
20
406080
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
FIG. 2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
TJ=125°C
TJ=25°C
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
FORWARD VOLTAGE (V)
FIG. 4 TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TJ=25°C
TJ=125°C
04G
05G-06G
07G-08G



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com