công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLV-030D bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - All Sensors Corporation

tên linh kiện MLV-030D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Pressure Sensors
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASC [All Sensors Corporation]
Trang chủ  https://www.allsensors.com/
Logo ASC - All Sensors Corporation

MLV-030D bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - All Sensors Corporation

Back Button MLV-030D Datasheet HTML 8Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 9Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 10Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 11Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 12Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 13Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 14Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 15Page - All Sensors Corporation MLV-030D Datasheet HTML 16Page - All Sensors Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
MLV Series Low Voltage Pressure Sensors
EGND Package
0.64
2.12
0.084
0.025
0.154
3.90
0.350
(min)
8.89
Absolute devices
are without port hole.
4.41
0.174
0.032
0.81
0.225
5.72
NOTES
1) Dimensions are in inches [mm]
3
0
-
D
A
P
:
g
n
i
w
a
r
d
e
e
s
,t
u
o
y
a
l
d
a
p
d
e
t
s
e
g
g
u
s
r
o
F
)
2
4
3
2
1
n
i
P
Pin 8 7 6 5
Port B
2.10
10.79
0.425
12.70
0.500
0.082
0.100
2.54
EGBD Package
0.169
4.28
0.64
2.12
0.084
0.025
0.350
(min)
8.89
Absolute devices
are without port hole.
4.41
0.174
0.032
0.81
0.200
5.08
Pin 1 2 3 4
Pin 8 7 6 5
Port B
0.425
10.80
12.70
0.500
0.083
2.54
0.100
2.11
0.045
1.14
NOTES
1) Dimensions are in inches [mm]
2) For suggested pad layout, see drawing: PAD-03
Pinout
1) Gnd
2) +Out
3) Vs
4) -Out
5) Do Not Connect
6) Do Not Connect
7) Do Not Connect
8) Do Not Connect
Pinout
1) Gnd
2) +Out
3) Vs
4) -Out
5) Do Not Connect
6) Do Not Connect
7) Do Not Connect
8) Do Not Connect



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com