| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF2113X bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF2113X bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - NXP Semiconductors |
|
62 / 72 page ![]() 2001 Dec 19 62 Philips Semiconductors Product specification LCD controllers/drivers PCF2113x handbook, full pagewidth MGU205 dummy pad 6 C2 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 110 111 C1 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R17 E RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 VDD2 VDD3 dummy pad 7 SCL SDA dummy pad 2 dummy pad 3 C52 C51 C50 C49 C48 C47 C46 C45 C44 C43 C42 C41 C40 C39 C38 C37 C36 C35 C34 C33 C32 C31 C30 C29 C28 PC2113x x y 0 0 3.36 mm 3.52 mm Fig.34 Bonding pad locations. |