công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATR4289 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATR4289
Giải thích chi tiết về linh kiện  Reference Oscillator up to 15 MHz
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATR4289 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATR4289 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation ATR4289 Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
4885A–AUDR–09/05
ATR4289
7.
Bit Organization
8.
Transmission Protocol
Note:
S = Start, P = Stop, A = Acknowledge
Table 7-1.
Bit Organization
MSB
LSB
Module address
1
10010
0/1
0
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
Subaddress (R-divider)
X
X
X
0
0
1
X
X
Subaddress (N-divider)
XXXX
1
1
X
X
Data byte 0 (Status)
SWO1
AM/FM
PD - ANA
PD - POL
PD - CUR
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Data byte 1
215
R divider
28
Data byte 2
27
R divider
20
Data byte 3
215
N divider
28
Data byte 4
27
N divider
20
Table 7-2.
Function Mode
Bit Description
Mode
LOW
HIGH
D3
AM/FM
FM operation
AM operation
D2
PD - ANA
PD analog
TEST
D1
PD - POL
Negative polarity
Positive polarity
D0
PD - CUR
Output current 2
Output current 1
Table 8-1.
Transmission Protocol
MSB
LSB
S
Address
A
Subaddress
A
Data 0
A
Data 1
A
Data 2
A
P
A0
A7
R divider
MSB
LSB
S
Address
A
Subaddress
A
Data 3
A
Data 4
A
P
A0
A7
N divider



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com