công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT89ISP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT89ISP
Giải thích chi tiết về linh kiện  AT89ISP Programmer Cable
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT89ISP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ATMEL Corporation

  AT89ISP Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation AT89ISP Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation AT89ISP Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT89ISP Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
3310E–MICRO–10/06
AT89ISP Programmer Cable
Figure 6-2.
AT89ISP Target Board Sample Connection
7.
Voltage Levels
The AT89ISP cable requires a regulated DC supply from the user target board. The cable
should operate correctly between the specified operating voltage limits. The current operating
V
CC voltage range for the AT89ISP cable is 2.7V to 5.5V.
Table 6-1.
Atmel AT89ISP Cable Pinout
Pin
Name
Comment
1
SCK
Serial Clock
3
MISO
Master In – Slave Out
4V
CC
Target Power Supply
5
RST
Target MCU Reset
8SS
Slave Select
9
MOSI
Master Out – Slave In
2, 10
GND
Common Ground
6, 7
NC
No Connection
10-pin Male
Header
User Target Board
20-/40-pin
Socket
VCC
Parallel Port
Atmel AT89ISP Cable



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com