công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APM6928 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APM6928
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APM6928 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Anpec Electronics Coropration

  APM6928 Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APM6928 Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Copyright
 ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.1 - Jan., 2002
www.anpec.com.tw
1
ANPEC reserves the right to make changes to improve reliability or manufacturability without notice, and advise
customers to obtain the latest version of relevant information to verify before placing orders.
APM6928
Pin Description
Ordering and Marking Information
Features
Applications
Absolute Maximum Ratings (T
A = 25°C unless otherwise noted)
• 30V/4A , R
DS(ON)=15mΩ(typ.) @ VGS=10V
R
DS(ON)=25mΩ(typ.) @ VGS=4.5V
••••• Super High Dense Cell Design for Extremely
Low R
DS(ON)
••••• Reliable and Rugged
••••• TSSOP-8 Package
• Power Management in Notebook Computer ,
Portable Equipment and Battery Powered
Systems.
A P M 6928
H a ndlin g C o de
Te m p . R a n g e
Pa c k a g e Co d e
Pa c k a g e Co d e
O : T S S O P - 8
O p er a t io n Ju nc t io n T e m p . R a ng e
C : -5 5 to 1 5 0 C
H a ndlin g C o de
T R : T a p e & R e e l
°
A P M 69 28 O :
A P M 69 28
XXXX X
XXXX X - Da t e Co d e
TSSOP-8
Top View
N-Channel MOSFET
Symbol
Parameter
Rating
Unit
V
DSS
Drain-Source Voltage
30
V
GSS
Gate-Source Voltage
±20
V
I
D
*
Maximum Drain Current – Continuous
4
I
DM
Maximum Drain Current – Pulsed
20
A
* Surface Mounted on FR4 Board, t
≤ 10 sec.
1
2
3
45
6
7
8
D1
S1
S1
G1
G2
S2
S2
D2
G1
S1
D1
S1
G2
S2
D2
S2


Số phần tương tự - APM6928

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
APM6055NU DOINGTER-APM6055NU Datasheet
675Kb / 5P
N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - APM6928

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN1012 SYNC-POWER-SPN1012 Datasheet
198Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN1423A SYNC-POWER-SPN1423A Datasheet
211Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
ST2302M STANSON-ST2302M Datasheet
170Kb / 6P
N Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN4920A SYNC-POWER-SPN4920A Datasheet
235Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN4972 SYNC-POWER-SPN4972 Datasheet
242Kb / 8P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN8080 SYNC-POWER-SPN8080 Datasheet
239Kb / 10P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN9507 SYNC-POWER-SPN9507 Datasheet
237Kb / 9P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPN9971 SYNC-POWER-SPN9971 Datasheet
269Kb / 10P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com