công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LYB6SP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LYB6SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power SIDELED
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYB6SP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYB6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYB6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2017-01-30
2
Version 1.3
LY B6SP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 140 mA
IV [cd]
LY B6SP-DBEB-36-K3U3
5.6 ... 11.2
Q65112A2582
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY B6SP-DBEB-36-K3U3 means
that only one group DB, EA, EB will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY B6SP-DBEB-36-K3U3 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY
B6SP-DBEB-36-K3U3 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LY B6SP-DBEB-36-K3U3 means that only one forward voltage group K3,N3,R3,U3 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY B6SP-DBEB-36-K3U3
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen DB, EA, EB enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY B6SP-DBEB-36-K3U3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY B6SP-DBEB-36-K3U3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LY
B6SP-DBEB-36-K3U3
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
K3,N3,R3,U3 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21