| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LWT67C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LWT67C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 23 page ![]() 2015-04-30 2 Version 3.1 (Replacement in due course) LW T67C Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 22 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 20 mA I V [mcd] LW T67C-S2V1-5K8L 224 ... 900 Q65110A1942 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW T67C-S2V1-5K8L means that only one group S2, T1, T2, U1, U2, V1 will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW T67C-S2V1-5K8L means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW T67C-S2V1-5K8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen S2, T1, T2, U1, U2, V1 enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW T67C-S2V1-5K8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW T67C-S2V1-5K8L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |