công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C14116 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện C14116
Giải thích chi tiết về linh kiện  Strada Lens
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

C14116 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  C14116 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 8Page - Ledil, Inc. C14116 Datasheet HTML 9Page - Ledil, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 118 page
background image
A
D
3
2
4
1
SCALE
1:1 WEIGHT
SHEET
1/1
SIZE
A4
DRAWING TITLE
PART NUMBER
Ledil Oy
Salorankatu 10
FIN 24240 SALO
Finland
THIRD ANGLE PROJECTION:
This drawing is the property
of LEDiL Oy. It may not be
reproduced, copied or
communicated without a written
agreement with LEDiL Oy.
INDEX PART NO DESCRIPTION MATERIAL COLOUR
1
C14116
STRADA-2X2-PX
PMMA
clear
C14116
C14116_STRADA-2X2-PX
Tolerances if not otherwise shown
According to DIN ISO 2768-1
Linear measures:
Up to 30mm class M, otherwise class C.
According to DIN ISO 2768-2
Form and position: class L
50
3.2
6.8
3.2
Front view
Bottom view
45
Cent. to cent.
2
12.7
2
22.5
Rear view
LED position
Beam asymmetric
direction



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com