công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4656TZ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ebm-papst

tên linh kiện 4656TZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC axial compact fan
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

4656TZ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ebm-papst

  4656TZ_16 Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 4656TZ_16 Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 4656TZ_16 Datasheet HTML 3Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
AC axial compact fan
4656 TZ
Technical description
Weight
0.430 kg
Dimensions
Ø 108 x 37 mm
Impeller material
Die-cast aluminum
Airflow direction
Exhaust over mounting bracket
Direction of rotation
Clockwise, viewed toward rotor
Storage
Ball bearing
Service life L10 at 40 °C
37500 h
Service life L10 at maximum
temperature
20000 h
Cable
2 leads AWG 18
Motor protection
Protected from overload by impedance protection
Approval
VDE, CSA, UL, CE
ENU (Web) · Approved 2016-06-22 · Page 2 / 3
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com ·
www.ebmpapst.com



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com