công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4580N bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ebm-papst

tên linh kiện 4580N
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC axial compact fan
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EBMPAPST [ebm-papst]
Trang chủ  http://www.ebmpapst.com
Logo EBMPAPST - ebm-papst

4580N bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ebm-papst

  4580N_16 Datasheet HTML 1Page - ebm-papst 4580N_16 Datasheet HTML 2Page - ebm-papst 4580N_16 Datasheet HTML 3Page - ebm-papst 4580N_16 Datasheet HTML 4Page - ebm-papst  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
AC axial compact fan
4580 N
Technical description
Weight
0.550 kg
Dimensions
119 x 119 x 38 mm
Impeller material
Sheet steel, painted black
Housing material
Die-cast aluminum
Airflow direction
Intake over struts
Direction of rotation
Clockwise, viewed toward rotor
Storage
Sintec sleeve bearing
Service life L10 at 40 °C
40000 h
Service life L10 at maximum
temperature
27500 h
Cable
2 flat plugs 3.0 x 0.5 mm. Housing with grounding lugs with M4 and UNC thread.
Motor protection
Protected from overload by impedance protection
Approval
VDE, CSA, UL, CE
Option
Versions with reinforced mounting flanges and exposed external leads.
ENU (Web) · Approved 2016-06-22 · Page 2 / 4
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com ·
www.ebmpapst.com



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com