công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HHT3A60C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Inolux Corporation

tên linh kiện HHT3A60C
Giải thích chi tiết về linh kiện  3mm Round Lamp with Triple Level Housing
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INOLUX [Inolux Corporation]
Trang chủ  http://www.inolux-corp.com/index.php
Logo INOLUX - Inolux Corporation

HHT3A60C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Inolux Corporation

  HHT3A60C Datasheet HTML 1Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 2Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 3Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 4Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 5Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 6Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 7Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 8Page - Inolux Corporation HHT3A60C Datasheet HTML 9Page - Inolux Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
HHT3XX60C Series
3mm Round Lamp
Triple Level Housing
Official Product
HHT3XX60C Series
Customer Part No.
Data Sheet No.
****************
****************
HHT3XX60C Series
Specifications are subject to change without notice. Data and
drawings herein are copyrighted.
June 28, 2013
Version of 1.0
Page
4/10
Features:
•
Low Power Consumption
•
3mm Lamp
•
Color Diffused lens
•
Easy to assembly
Type C Housing
-All Dimensions are in millimeters
-Tolerance = +/- 0.25mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com