công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C0402C225M8PACTU bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

tên linh kiện C0402C225M8PACTU
Giải thích chi tiết về linh kiện  Selectable frequency from 200 kHz to 1 MHz with an external resistor
kích thước tập tin   632.13 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

C0402C225M8PACTU bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix



Số phần tương tự - C0402C225M8PACTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
C0402C225M8PACTU KEMET-C0402C225M8PACTU Datasheet
1Mb / 22P
Non-polar device, minimizing installation concerns
C0402C225M8PACTU KEMET-C0402C225M8PACTU Datasheet
71Kb / 1P
Ceramic, Commercial-(CxxxxC), 2.2 uF, 20%, 10 V, 0402, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
C0402C225M8PACTU KEMET-C0402C225M8PACTU_17 Datasheet
71Kb / 1P
Ceramic, Commercial-(CxxxxC), 2.2 uF, 20%, 10 V, 0402, X5R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Class II
More results


Mô tả tương tự - C0402C225M8PACTU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micronetics, Inc.
SMDM70TTL MICRONETICS-SMDM70TTL Datasheet
298Kb / 2P
Legacy 200 kHz to 2 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAL-010704 MA-COM-MAAL-010704 Datasheet
507Kb / 14P
Low Noise Amplifier Adjustable Current with an External Resistor
logo
MICORO CRYSTAL SWITZERL...
MCSO2 MICROCRYSTAL-MCSO2 Datasheet
319Kb / 2P
From 10 kHz up to 225 MHz
MCSO6 MICROCRYSTAL-MCSO6 Datasheet
278Kb / 2P
From 10 kHz up to 155 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAL-010704 MA-COM-MAAL-010704_15 Datasheet
1Mb / 15P
Adjustable Current with an External Resistor
logo
STMicroelectronics
LNBH25 STMICROELECTRONICS-LNBH25 Datasheet
1Mb / 34P
Selectable output current limit by external resistor
15-Feb-2012
LNBH26L STMICROELECTRONICS-LNBH26L Datasheet
944Kb / 28P
Selectable output current limit by external resistor
01-Mar-2012
LNBH30 STMICROELECTRONICS-LNBH30 Datasheet
830Kb / 27P
Selectable output current limit by external resistor
19-Mar-2015
logo
MICORO CRYSTAL SWITZERL...
MCSO1 MICROCRYSTAL-MCSO1_17 Datasheet
415Kb / 2P
From 10 kHz up to 225 MHz
logo
KR Electronics, Inc.
3287-BNC KR-3287-BNC Datasheet
89Kb / 3P
200 KHz Center Frequency
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com