công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

693010030601 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 693010030601
Giải thích chi tiết về linh kiện  SIM Car d Connector - Header Shielded - W/O card sto p - 6 pins
kích thước tập tin   729.95 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

693010030601 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.



Số phần tương tự - 693010030601

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
693010010601 WURTH-693010010601 Datasheet
721Kb / 2P
SIM Car d Connector - Header - 6 pins
693010020611 WURTH-693010020611 Datasheet
498Kb / 7P
WR-COM Mini SIM Card Connector
001.002
More results


Mô tả tương tự - 693010030601

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SCZA ALPS-SCZA Datasheet
334Kb / 6P
Connector for W-SIM
logo
Yamaichi Electronics Co...
FMS006Z-2000-0 YAMAICHI-FMS006Z-2000-0 Datasheet
128Kb / 1P
SIM Card Reader (Push / Push, Std. Type w. and w/o Switch)
FMS006Z-2100-0 YAMAICHI-FMS006Z-2100-0 Datasheet
160Kb / 1P
SIM Card Reader (Push / Push, Reversed Type w. and w/o Switch)
FMS006-2310-0 YAMAICHI-FMS006-2310-0 Datasheet
213Kb / 1P
SIM Card Reader (Push / Lock, Std. Type w/o Switch)
FMS006-2320-0 YAMAICHI-FMS006-2320-0 Datasheet
112Kb / 1P
SIM Card Reader (Push / Lock, Reversed w/o Switch)
logo
SUYIN USA, INC.
250058MA006G102ZL SUYIN-USA-250058MA006G102ZL Datasheet
180Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR 6 PIN
254105MA SUYIN-USA-254105MA Datasheet
121Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR 6 PINS H:1.9mm
254118MA SUYIN-USA-254118MA Datasheet
124Kb / 1P
SIM CARD CONNECTOR 6 PINS H:1.0mm
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
693043020611 WURTH-693043020611 Datasheet
452Kb / 3P
NANO SIM - PUSH & PULL TYPE - 6 PINS
693010010601 WURTH-693010010601 Datasheet
721Kb / 2P
SIM Car d Connector - Header - 6 pins
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com