| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Toshiba Semiconductor |
TMP88CH41UG
|
1Mb / 186P |
8 Bit Microcontroller
|
 ON Semiconductor |
ENA0145
|
408Kb / 34P |
CMOS LSI 8-bit Withstand Voltage Microcontroller 128K-byte Flash ROM / 4096-byte RAM / 100pin
April, 2014 Ver. 1.70a |
|
ENA1035
|
178Kb / 25P |
CMOS IC FROM 66K byte, RAM 2048 byte on-chip 8-bit 1-chip Microcontroller
May, 2013 Ver.1.00 |
|
LA4282
|
167Kb / 7P |
8-bit Withstand Voltage Microcontroller
July 2015- Rev. 0 |
|
ESD7102
|
437Kb / 6P |
ESD Protection Diodes
March, 2015 - Rev. P0 |
|
LA72912V
|
192Kb / 8P |
8-bit Withstand Voltage Microcontroller
July, 2013 |
|
2SK4124
|
281Kb / 7P |
N-Channel Power MOSFET 500V, 20A, 430mΩ, TO-3P-3L
July, 2013 |
|
2SK4125
|
288Kb / 7P |
N-Channel Power MOSFET 600V, 17A, 610mΩ, TO-3P-3L
July, 2013 |
|
WPB4002
|
257Kb / 5P |
8-bit Withstand Voltage Microcontroller
|
|
2SK3816
|
290Kb / 7P |
8-bit Withstand Voltage Microcontroller
|