công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFR193L3 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFR193L3
Giải thích chi tiết về linh kiện  For low noise, high-gain amplifiers up to 2 GHz
kích thước tập tin   501.19 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFR193L3 bảng dữ liệu (PDF) - Infineon Technologies AG



Số phần tương tự - BFR193L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BFR193L3 INFINEON-BFR193L3 Datasheet
49Kb / 6P
NPN Silicon RF Transistor
2005-09-23
BFR193L3 INFINEON-BFR193L3 Datasheet
51Kb / 6P
NPN Silicon RF Transistor
2007-03-30
BFR193L3 INFINEON-BFR193L3_07 Datasheet
51Kb / 6P
NPN Silicon RF Transistor
2007-03-30
More results


Mô tả tương tự - BFR193L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
BFG193 SIEMENS-BFG193 Datasheet
48Kb / 6P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz For linear broadband amplifiers)
BFP193 SIEMENS-BFP193 Datasheet
60Kb / 7P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz For linear broadband amplifiers)
BFP193W SIEMENS-BFP193W Datasheet
59Kb / 7P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz For linear broadband amplifiers)
BFP420 SIEMENS-BFP420 Datasheet
50Kb / 8P
NPN Silicon RF Transistor (For high gain low noise amplifiers For oscillators up to 10 GHz)
BFQ193 SIEMENS-BFQ193 Datasheet
28Kb / 4P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz For linear broadband amplifiers)
BFR193 SIEMENS-BFR193 Datasheet
56Kb / 7P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz For linear broadband amplifiers)
BFR193W SIEMENS-BFR193W Datasheet
56Kb / 7P
NPN Silicon RF Transistor (For low noise, high-gain amplifiers up to 2GHz For linear broadband amplifiers)
BFY196 SIEMENS-BFY196 Datasheet
120Kb / 5P
HiRel NPN Silicon RF Transistor (HiRel Discrete and Microwave Semiconductor For low noise, high gain amplifiers up to 2 GHz.)
logo
Infineon Technologies A...
BFP420H6327 INFINEON-BFP420H6327 Datasheet
542Kb / 9P
For high gain low noise amplifiers
2009-12-02
BFR193W INFINEON-BFR193W_14 Datasheet
660Kb / 6P
For low noise, high-gain amplifiers up to 2 GHz
2014-04-07
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com