công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4482 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor

tên linh kiện 2SC4482
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bipolar Transistor 20V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single NMP
kích thước tập tin   580.82 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6 
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SC4482 bảng dữ liệu (PDF) - ON Semiconductor



Số phần tương tự - 2SC4482

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SC4482 SANYO-2SC4482 Datasheet
84Kb / 3P
High-Current Switching Applications
More results


Mô tả tương tự - 2SC4482

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSD2118J HSMC-HSD2118J Datasheet
55Kb / 5P
LOW VCE(sat) TRANSISTOR (20V, 5A)
logo
Unisonic Technologies
USS4450 UTC-USS4450 Datasheet
219Kb / 4P
50V, 5A NPN LOW VCE(SAT) TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
2SD1628F-TD-E ONSEMI-2SD1628F-TD-E Datasheet
324Kb / 6P
Bipolar Transistor20V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single PCP
September, 2013
2SA1770 ONSEMI-2SA1770 Datasheet
609Kb / 7P
Bipolar Transistor (-)160V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single NMP
August, 2013
2SA2112 ONSEMI-2SA2112 Datasheet
576Kb / 7P
Bipolar Transistor -50V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single NMP
September, 2013
2SA2186 ONSEMI-2SA2186 Datasheet
584Kb / 7P
Bipolar Transistor -50V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single NMP
September, 2013
2SB1302 ONSEMI-2SB1302 Datasheet
281Kb / 5P
Bipolar Transisitor -20V, -5A, Low VCE(sat) PNP Single PCP
November, 2013
2SD1685 ONSEMI-2SD1685 Datasheet
273Kb / 6P
Bipolar Transistor 20V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single TO-126ML
September, 2013
2SD1805 ONSEMI-2SD1805 Datasheet
405Kb / 9P
Bipolar Transistor 20V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
CPH3212 ONSEMI-CPH3212 Datasheet
582Kb / 6P
Bipolar Transistor 50V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single CPH3
September, 2013
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com