công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

856930 bảng dữ liệu (PDF) - TriQuint Semiconductor

tên linh kiện 856930
Giải thích chi tiết về linh kiện  457.5 MHz SAW Filter
kích thước tập tin   999.64 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
nhà sản xuất  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Trang chủ  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor

856930 bảng dữ liệu (PDF) - TriQuint Semiconductor



Số phần tương tự - 856930

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
856931 TRIQUINT-856931 Datasheet
748Kb / 9P
710/740 MHz Duplexer
856931-EVB TRIQUINT-856931-EVB Datasheet
748Kb / 9P
710/740 MHz Duplexer
856932 TRIQUINT-856932_15 Datasheet
572Kb / 8P
847 MHz SAW Filter
856934 TRIQUINT-856934 Datasheet
361Kb / 6P
1842.5 MHz SAW Filter
856934 TRIQUINT-856934 Datasheet
361Kb / 6P
1842.5 MHz SAW Filter
More results


Mô tả tương tự - 856930

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
logo
EPCOS
B3773 EPCOS-B3773 Datasheet
74Kb / 9P
SAW filter 868.95 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1200A TAI-SAW-TA1200A Datasheet
338Kb / 6P
SAW Filter 457.5 MHz
TE0129A TAI-SAW-TE0129A Datasheet
503Kb / 8P
457.5 / 915 MHz SAW Diplexer
TA2556A TAI-SAW-TA2556A Datasheet
1Mb / 7P
SAW Filter 457.5 MHz SMD 3.8횞3.8 mm (BW=15 MHz)
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com