| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Intersil Corporation |
ISL37400M-EVAL
|
563Kb / 6P |
PRISM 2.5 11Mbps Wireless Local Area Network miniPCI
December 2001 |
|
ISL37704M-EVAL
|
65Kb / 1P |
PRISM Indigo??54Mbps Wireless Local Area Network miniPCI
January 2003 |
|
ISL38001C-EVAL
|
48Kb / 1P |
ISL38001C PRISM GT??Cardbus32 IEEE 802.11g, 802.11b WLAN NIC
June 2003 |
|
ISL38001M-EVAL
|
24Kb / 1P |
ISL38001M PRISM GT??miniPCI IEEE 802.11g, 802.11b WLAN NIC
May 2003 |
|
ISL38601C-EVAL
|
55Kb / 1P |
ISL38601C PRISM GT??Cardbus32 IEEE 802.11g, 802.11b WLAN NIC
August 2003 |
 List of Unclassifed Man... |
ADM8211
|
124Kb / 17P |
IEEE802.11b WLAN NIC Solution
|
 ATMEL Corporation |
AT76C511
|
58Kb / 3P |
Dual Ethernet to IEEE 802.11b WLAN Bridge on-A Chip
|
 Realtek Semiconductor C... |
RTL8188ER-CG
|
569Kb / 20P |
SINGLE-CHIP IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN
|
|
RTL8188ETV
|
393Kb / 20P |
SINGLE-CHIP IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN
|
|
RTL8225
|
828Kb / 18P |
IEEE 802.11g WLAN RF TRANSCEIVER
08 May 2005 Rev. 0.9 |