công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5225395-3 bảng dữ liệu (PDF) - Tyco Electronics

tên linh kiện 5225395-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  BNC Connectors (50 ohm/75 ohm)
kích thước tập tin   960.7 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8   9    Next
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

5225395-3 bảng dữ liệu (PDF) - Tyco Electronics



Số phần tương tự - 5225395-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
5225395-3 TEC-5225395-3 Datasheet
988Kb / 34P
RF Coax Connectors
5225395-3 TEC-5225395-3 Datasheet
989Kb / 34P
BNC Connectors (50 ohm/75 ohm)
Revised 3-07
More results


Mô tả tương tự - 5225395-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
73171 MOLEX2-73171 Datasheet
423Kb / 2P
BNC 75 Ohm Connectors
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9158 PASTERNACK-PE9158 Datasheet
244Kb / 3P
50 Ohm BNC Female to 75 Ohm RCA Plug Adapter
PE9229 PASTERNACK-PE9229 Datasheet
248Kb / 2P
75 Ohm SMB Jack to 50 Ohm BNC Male Adapter
PE91044 PASTERNACK-PE91044 Datasheet
746Kb / 2P
75 Ohm SMC Jack to 50 Ohm BNC Female Adapter
PE9151 PASTERNACK-PE9151 Datasheet
243Kb / 3P
50 Ohm BNC Female to 75 Ohm F Male Adapter
PE9153 PASTERNACK-PE9153 Datasheet
233Kb / 2P
50 Ohm BNC Female to 75 Ohm F Female Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
330876 ETC2-330876 Datasheet
38Kb / 1P
BNC Connectors, 50 Ohm
logo
Tyco Electronics
1274572-1 MACOM-1274572-1 Datasheet
275Kb / 4P
Mini BNC Connectors, 75 Ohm
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9015 PASTERNACK-PE9015 Datasheet
237Kb / 3P
50 Ohm BNC Jack to 75 Ohm RCA Jack Adapter
PE33188 PASTERNACK-PE33188 Datasheet
369Kb / 4P
75 Ohm BNC Male to 75 Ohm BNC Male Cable Using 75 Ohm RG59 Coax
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com