công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

130141-0031 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 130141-0031
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super-Safeway짰 Receptacle 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
kích thước tập tin   50.3 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  MOLEX2 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX2 - Molex Electronics Ltd.

130141-0031 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.



Số phần tương tự - 130141-0031

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
130141-0030 MOLEX11-130141-0030 Datasheet
60Kb / 1P
Super-Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 7-15, 277V
130141-0032 MOLEX11-130141-0032 Datasheet
50Kb / 1P
Super-Safeway Extra-Hard Outdoor Use Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Black
130141-0033 MOLEX11-130141-0033 Datasheet
51Kb / 1P
Super-Safeway Ground Fault Monitoring Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130141-0036 MOLEX11-130141-0036 Datasheet
42Kb / 1P
Super-Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-20, 250V
130141-0038 MOLEX11-130141-0038 Datasheet
60Kb / 1P
Super-Safeway Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 6-15, 250V
More results


Mô tả tương tự - 130141-0031

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
130141-0015 MOLEX2-130141-0015 Datasheet
47Kb / 1P
Super-Safeway짰 Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130141-0070 MOLEX2-130141-0070 Datasheet
46Kb / 1P
Super-Safeway짰 Hospital Duty Connector, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130144-0044 MOLEX11-130144-0044 Datasheet
44Kb / 1P
Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130141-0016 MOLEX11-130141-0016 Datasheet
48Kb / 1P
Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Black
130141-0017 MOLEX11-130141-0017 Datasheet
38Kb / 1P
Super-Safeway Hospital Duty Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
1301440036 MOLEX11-1301440036 Datasheet
37Kb / 1P
Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
1301440044 MOLEX11-1301440044 Datasheet
37Kb / 1P
Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
130149-0012 MOLEX11-130149-0012 Datasheet
43Kb / 1P
Safeway Flanged Receptacle, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
1301410016 MOLEX11-1301410016 Datasheet
40Kb / 1P
Super-Safeway Plug, 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V, Black
1301410031 MOLEX11-1301410031 Datasheet
43Kb / 1P
Super-Safeway Connector 2 Pole/3 Wire, NEMA 5-15, 125V
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com