công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B1238 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

tên linh kiện B1238
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium power transistor(-80V, -0.7A)
kích thước tập tin   141.2 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

B1238 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm



Số phần tương tự - B1238

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
B123-001 TRIPPLITE-B123-001 Datasheet
165Kb / 3P
HDMI Signal Booster/Extender Cable (1-ft.), 1920x1200 at 24Hz/1080p (HDMI M/F), Up to 150-ft., TAA
B123-001-60 TRIPPLITE-B123-001-60 Datasheet
165Kb / 3P
HDMI Signal Booster/Extender Cable (1-ft.), 1920x1200 at 60Hz/1080p (HDMI M/F), Up to 125-ft., TAA
B123001 TRIPPLITE-B123001 Datasheet
473Kb / 2P
HDMI Signal Booster-Extender Cable, 1920x1200 at 24Hz-1080p (HDMI M-F), 1-ft
B12300160 TRIPPLITE-B12300160 Datasheet
497Kb / 2P
HDMI Signal Booster-Extender Cable, 1920x1200 at 60Hz-1080p (HDMI M-F), 1-ft
logo
Mechatronics, Inc.
B1232 MECHATRONICS-B1232 Datasheet
368Kb / 1P
UL94V-0 PBT impeller & frame
More results


Mô tả tương tự - B1238

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SB1189 ROHM-2SB1189 Datasheet
69Kb / 3P
Medium power transistor (-80V, -0.7A)
2SD1767 ROHM-2SD1767 Datasheet
71Kb / 3P
Medium power transistor (80V, 0.7A)
logo
List of Unclassifed Man...
2SB889F ETC1-2SB889F Datasheet
38Kb / 1P
MEDIUM POWER TRANSISTOR(-80V, -0.7A)
logo
Rohm
2SB1238TV2R ROHM-2SB1238TV2R Datasheet
99Kb / 3P
Medium power transistor(80V, 0.7A)
2SAR514P ROHM-2SAR514P_13 Datasheet
431Kb / 8P
PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com