| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NTMS4107N
|
61Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 18 A, Single N?묬hannel, SO??
March, 2005 ??Rev. 1 |
|
NTMS4840N
|
141Kb / 5P |
Power MOSFET 30 V, 7.5 A, Single N?묬hannel, SOIC??
September, 2009 ??Rev. 1 |
|
NTTFS4937N
|
149Kb / 7P |
Power MOSFET 30 V, 75 A, Single N?묬hannel, 8FL
October, 2009 ??Rev. 0 |
|
NTMFS4823N
|
141Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 30 A, Single N?묬hannel, SO?? FL
January, 2010 ??Rev. 2 |
|
NTMS4706N
|
73Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 10.3 A, Single N?묬hannel, SO??
November, 2005 ??Rev. 3 |
|
NTTFS4821N
|
138Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 57 A, Single N?묬hannel, u8FL
June, 2009 ??Rev. 3 |
|
NTTFS4929N
|
153Kb / 7P |
Power MOSFET 30 V, 34 A, Single N?묬hannel, 8FL
May, 2011 ??Rev. 0 |
|
NVTFS4824NTAG
|
122Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 4.7 m, 46 A, Single N?묬hannel
May, 2013 ??Rev. 2 |
|
NTTFS4C05NTAG
|
122Kb / 7P |
Power MOSFET 30 V, 75 A, Single N?묬hannel,8FL
December, 2012 ??Rev. 1 |
|
NVTFS4824NTAG
|
122Kb / 6P |
30 V, 4.7 m, 46 A, Single N?묬hannel
May, 2013 ??Rev. 2 |