công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0022031162 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 0022031162
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5mm B-To-B Hdr SR VerB 16Ckt
kích thước tập tin   112.74 Kbytes
Html View  1   2   3 
nhà sản xuất  MOLEX2 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX2 - Molex Electronics Ltd.

0022031162 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.



Số phần tương tự - 0022031162

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0022031161 MOLEX2-0022031161 Datasheet
182Kb / 4P
2.50mm (.098) Pitch Header, Single Row, 7.50mm (.295) Mating Pin Length, 16 Circuits
More results


Mô tả tương tự - 0022031162

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
25CH-B-XX ADAM-TECH-25CH-B-XX Datasheet
115Kb / 1P
HEADER & HOUSING SYSTEMS 2.5mm Type B & C
logo
Molex Electronics Ltd.
0022031182 MOLEX2-0022031182 Datasheet
112Kb / 3P
2.5mm B-To-B Hdr SR VerB 18Ckt
logo
FCI connector
95000 FCI-CONNECTOR-95000 Datasheet
99Kb / 1P
MINITEK SMT HDR SR POLARIZATION & LATCHING
logo
Tyco Electronics
1-1827876-3 MACOM-1-1827876-3 Datasheet
249Kb / 3P
DYNAMIC D1200D 2.5mm PITCH HDR ASSY
4-176756-2 MACOM-4-176756-2 Datasheet
139Kb / 1P
1.25 F-P CONNECTOR (B-TO-B)
logo
Assmann Electronics Inc...
AK673-2-R ASSMANN-AK673-2-R Datasheet
90Kb / 1P
USB Cable B to B, ver. 1.1
A-USB-6-R ASSMANN-A-USB-6-R Datasheet
101Kb / 1P
USB Adapter, B Male to B Male
logo
Adam Technologies, Inc.
25SH-C-XX-TS ADAM-TECH-25SH-C-XX-TS Datasheet
77Kb / 1P
HEADER & HOUSING SYSTEMS 2.5mm Type B & C
logo
Molex Electronics Ltd.
1110195002 MOLEX1-1110195002 Datasheet
46Kb / 1P
HSAutoLink Cable Assembly, LVDS MINI-B Plug-to-MINI-B Plug, 0.50m Length,Polarization B-to-B
1110415002 MOLEX1-1110415002 Datasheet
47Kb / 1P
HSAutoLink Cable Assembly, LVDS MINI-B Plug-to-MINI-B Plug, 0.50m Length,Polarization B-to-B
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com