| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Sanyo Semicon Device |
2SB1274
|
34Kb / 4P |
60V/3A Low-Frequency Power Amplifier Applications
|
 Rohm |
2SC5585
|
69Kb / 3P |
Low frequency transistor (12V, 0.5A)
|
|
2SB1697
|
103Kb / 3P |
Low Frequency Amplifier (-12V, -2A)
|
|
2SD2661
|
65Kb / 3P |
Low frequency amplifier transistor(12V,2A)
|
|
2SD2678
|
100Kb / 3P |
3A / 12V Bipolar transistor
|
|
2SB1713
|
100Kb / 3P |
-3A / -12V Bipolar transistor
|
|
US6X5
|
76Kb / 3P |
Low frequency amplifier (12V, 2A)
|
|
2SB1689
|
368Kb / 7P |
PNP -1.5A -12V Low Frequency Amplifier Transistors
|
|
2SB1689T106
|
368Kb / 7P |
PNP -1.5A -12V Low Frequency Amplifier Transistors
|
|
2SA2030
|
1Mb / 12P |
Low frequency transistor(-12V, -500mA)
|