công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TX0382A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TX0382A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TCXO SMD 3.2x2.5 13.000MHz
kích thước tập tin   338.48 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0382A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TX0382A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0386A TAI-SAW-TX0386A Datasheet
340Kb / 7P
TCXO SMD 3.2x2.5 16.367667MHz
More results


Mô tả tương tự - TX0382A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0187A TAI-SAW-TX0187A Datasheet
225Kb / 7P
SMD 3.2x2.5 19.200MHz TCXO
TX0240A TAI-SAW-TX0240A Datasheet
265Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 16.367667MHz TCXO
TX0279A TAI-SAW-TX0279A Datasheet
213Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 16.367667MHz TCXO
TX0280A TAI-SAW-TX0280A Datasheet
213Kb / 6P
SMD 3.2x2.5 16.369MHz TCXO
TX0386A TAI-SAW-TX0386A Datasheet
340Kb / 7P
TCXO SMD 3.2x2.5 16.367667MHz
TX0322A TAI-SAW-TX0322A Datasheet
130Kb / 7P
TCXO SMD 3.2x2.5 26MHz
REV. NO.: 2.0
TX0397A TAI-SAW-TX0397A Datasheet
340Kb / 7P
TCXO SMD 3.2x2.5 16.369000MHz
REV. NO.: 1
TX0545A TAI-SAW-TX0545A Datasheet
157Kb / 7P
TCXO SMD 3.2x2.5 32.000MHz
REV. NO.: 1
TX0554A TAI-SAW-TX0554A Datasheet
238Kb / 7P
TCXO SMD 3.2x2.5 26.000MHz
REV. NO.: 1
TX0605BA5332 TAI-SAW-TX0605BA5332 Datasheet
206Kb / 9P
TCXO SMD 3.2x2.5 12MHz
REV. NO: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com