công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TX0104A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TX0104A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 5x3.2 13MHz VCTCXO
kích thước tập tin   196.49 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5 
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TX0104A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TX0104A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TX0108A TAI-SAW-TX0108A Datasheet
340Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 19.2MHz VCTCXO
TX0108B TAI-SAW-TX0108B Datasheet
429Kb / 8P
VCTCXO SMD 5.0x3.2 19.2MHz
REV. NO.: 2.0
More results


Mô tả tương tự - TX0104A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEMEX
QEN05 TEMEX-QEN05 Datasheet
569Kb / 5P
SMD 5x3.2 XO
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0237A TAI-SAW-TW0237A Datasheet
209Kb / 5P
SMD 5.0x3.2 13MHz Crystal Oscillator
TW0238A TAI-SAW-TW0238A Datasheet
218Kb / 5P
SMD 3.2x2.5 13MHz Crystal Oscillator
TX0156A TAI-SAW-TX0156A Datasheet
206Kb / 5P
SMD 5x3.2 16.367667MHz TCXO
TX0173A TAI-SAW-TX0173A Datasheet
230Kb / 5P
SMD 5x3.2 12MHz TCXO
TX0174A TAI-SAW-TX0174A Datasheet
212Kb / 6P
SMD 5x3.2 18.414MHz TCXO
TX0196A TAI-SAW-TX0196A Datasheet
219Kb / 6P
SMD 5x3.2 20.000MHz TCXO
TX0218A TAI-SAW-TX0218A Datasheet
219Kb / 6P
SMD 5x3.2 12.8MHz TCXO
logo
MMD Components
MUL MMD-MUL_12 Datasheet
154Kb / 2P
MUL Series 5X3.2 Ceramic SMD Oscillator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TZ1580A TAI-SAW-TZ1580A Datasheet
336Kb / 7P
SMD 5.0x3.2 13MHz Crystal Unit
REV. NO.: 1
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com