| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 ON Semiconductor |
NTHD5903T1-D
|
69Kb / 8P |
Power MOSFET Dual P-Channel ChipFET
March, 2002 ??Rev. 2 |
|
NTHD4102P
|
69Kb / 6P |
Power MOSFET -20 V, -4.1 A, Dual P-Channel ChipFET
October, 2004 ??Rev. 4 |
|
NTHS4101P
|
63Kb / 6P |
Power MOSFET -20 V, 6.7 A, P-Channel ChipFET-TM
October, 2004 ??Rev. 1 |
|
NTHD4102P
|
64Kb / 6P |
Power MOSFET -20 V, -4.1 A, Dual P-Channel ChipFET
November, 2005 ??Rev. 5 |
|
NTHD4401P
|
75Kb / 6P |
Power MOSFET -20 V, -3.0 A, Dual P-Channel, ChipFET
November, 2005 ??Rev. 4 |
|
NTHD5903T1
|
68Kb / 6P |
Power MOSFET -20 V, -3.0 A, Dual P-Channel ChipFET
November, 2005 ??Rev. 4 |
|
NTHS4101P
|
59Kb / 6P |
Power MOSFET -20 V, 6.7 A, P-Channel ChipFET
February, 2007 ??Rev. 3 |
|
NTHS4111P
|
193Kb / 6P |
Power MOSFET -30 V, -6.1 A, Single P-Channel, ChipFET
August, 2006 ??Rev. 2 |
|
NTHS4166N
|
90Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 8.2 A, Single N-Channel, ChipFET Package
December, 2007 - Rev. 0 |
|
NTHS4501N
|
65Kb / 6P |
Power MOSFET 30 V, 6.7 A, Single N?묬hannel, ChipFET Package
February, 2007 ??Rev. 4 |