công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AWT6132R bảng dữ liệu (PDF) - ANADIGICS, Inc

tên linh kiện AWT6132R
Giải thích chi tiết về linh kiện  415 MHz CDMA 3.4V/29.5dBm Linear Power Amplifier Module
kích thước tập tin   418.12 Kbytes
Html View  1   2   3   4   5   6   7   8 
nhà sản xuất  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
Trang chủ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AWT6132R bảng dữ liệu (PDF) - ANADIGICS, Inc



Số phần tương tự - AWT6132R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ANADIGICS, Inc
AWT6130 ANADIGICS-AWT6130 Datasheet
195Kb / 8P
Cellular Dual Mode AMPS/CDMA 3.5V 29dBm Power Amplifier Module
REV 1.0
AWT6131 ANADIGICS-AWT6131 Datasheet
206Kb / 12P
PCS/CDMA 3.5V/29dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 1.0
AWT6131M7P8 ANADIGICS-AWT6131M7P8 Datasheet
206Kb / 12P
PCS/CDMA 3.5V/29dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 1.0
AWT6133 ANADIGICS-AWT6133 Datasheet
269Kb / 8P
PCS/CDMA 3.5V/29dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 2.0
AWT6133M7P8 ANADIGICS-AWT6133M7P8 Datasheet
269Kb / 8P
PCS/CDMA 3.5V/29dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 2.0
More results


Mô tả tương tự - AWT6132R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ANADIGICS, Inc
AWT6134 ANADIGICS-AWT6134 Datasheet
277Kb / 12P
KPCS/CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
Rev. 1.0
AWT6113 ANADIGICS-AWT6113 Datasheet
236Kb / 16P
PCS/CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 1.4
AWT6135 ANADIGICS-AWT6135 Datasheet
260Kb / 8P
PCS/CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 1.1
AWT6302 ANADIGICS-AWT6302 Datasheet
177Kb / 8P
PCS/CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
REV 0.1
AWT6114 ANADIGICS-AWT6114 Datasheet
125Kb / 8P
KPCS CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 0.0
AWT6136 ANADIGICS-AWT6136 Datasheet
220Kb / 12P
450 MHz CDMA 3.4V/29.5dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 1.6
AWT6308R ANADIGICS-AWT6308R Datasheet
176Kb / 8P
PCS/CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 1.0
AWT6388 ANADIGICS-AWT6388 Datasheet
463Kb / 8P
450 MHz CDMA 3.4V/29.5dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 2.0
AWT6136 ANADIGICS-AWT6136_08 Datasheet
401Kb / 9P
450 MHz CDMA 3.4V/29.5dBm Linear Power Amplifier Module
Rev 2.0
AWT6302R ANADIGICS-AWT6302R Datasheet
442Kb / 10P
PCS/CDMA 3.4V/28dBm Linear Power Amplifier Module
09/2008
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com