công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

802-RF2140.0M-A bảng dữ liệu (PDF) - Oscilent Corporation

tên linh kiện 802-RF2140.0M-A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2140.0 MHz RF SAW Filter
kích thước tập tin   173.38 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  OSCILENT [Oscilent Corporation]
Trang chủ  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation

802-RF2140.0M-A bảng dữ liệu (PDF) - Oscilent Corporation



Số phần tương tự - 802-RF2140.0M-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Oscilent Corporation
802-RF2140.0M-A02 OSCILENT-802-RF2140.0M-A02 Datasheet
196Kb / 3P
WCDMA, RF-Rx SAW Filter
More results


Mô tả tương tự - 802-RF2140.0M-A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EPCOS
B7641 EPCOS-B7641 Datasheet
128Kb / 11P
SAW Duplexer 1950.0 / 2140.0 MHz
B7642 EPCOS-B7642 Datasheet
128Kb / 11P
SAW Duplexer 1950.0 / 2140.0 MHz
B7849 EPCOS-B7849 Datasheet
83Kb / 8P
SAW Filter 2140.0 MHz
B9408 EPCOS-B9408 Datasheet
80Kb / 8P
SAW Filter 2140.0 MHz
B9412 EPCOS-B9412 Datasheet
76Kb / 8P
SAW Components Low-Loss Filter for Mobile Communication 2140.0 MHz
logo
Oscilent Corporation
802-RF836.5M-D OSCILENT-802-RF836.5M-D Datasheet
225Kb / 2P
836.5 MHz RF SAW Filter
803-RF868.3M-A OSCILENT-803-RF868.3M-A Datasheet
182Kb / 2P
868.3 MHz RF SAW Filter
803-RF416.0M-A OSCILENT-803-RF416.0M-A Datasheet
202Kb / 2P
416.0 MHz RF SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1100A TAI-SAW-TA1100A Datasheet
357Kb / 7P
RF SAW Filter 748 MHz
TA1798A TAI-SAW-TA1798A Datasheet
134Kb / 7P
RF SAW Filter 754.95 MHz
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com