công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OSK5XL5141R bảng dữ liệu (PDF) - OptoSupply International

tên linh kiện OSK5XL5141R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tpower 5mm Pink LED
kích thước tập tin   97.75 Kbytes
Html View  1 
nhà sản xuất  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
Trang chủ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International

OSK5XL5141R bảng dữ liệu (PDF) - OptoSupply International



Số phần tương tự - OSK5XL5141R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OptoSupply Internationa...
OSK5XL56E1R OPTOSUPPLY-OSK5XL56E1R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 4.8mm Straw Pink LED
More results


Mô tả tương tự - OSK5XL5141R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OptoSupply Internationa...
OSB5XL5141R OPTOSUPPLY-OSB5XL5141R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 5mm Blue LED
OSK5D3A151R OPTOSUPPLY-OSK5D3A151R Datasheet
95Kb / 1P
Tpower 10mm Pink LED
OSK5D38A61R OPTOSUPPLY-OSK5D38A61R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 8mm Pink LED
OSK5D356E1R OPTOSUPPLY-OSK5D356E1R Datasheet
96Kb / 1P
Tpower 4.8mm Straw Pink LED
OSK5D35141R OPTOSUPPLY-OSK5D35141R Datasheet
96Kb / 1P
Tpower 5mm Pink LED
OSK5XL8A61R OPTOSUPPLY-OSK5XL8A61R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 8mm Pink LED
OSK5XL56E1R OPTOSUPPLY-OSK5XL56E1R Datasheet
99Kb / 1P
Tpower 4.8mm Straw Pink LED
OSK5XLA151R OPTOSUPPLY-OSK5XLA151R Datasheet
100Kb / 1P
Tpower 10mm Pink LED
OSR5XA5141R OPTOSUPPLY-OSR5XA5141R Datasheet
97Kb / 1P
Tpower 5mm Red LED
OSK5735141R OPTOSUPPLY-OSK5735141R Datasheet
136Kb / 1P
Tpower 5mm Round Pink LED
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com