công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2820-10.7 bảng dữ liệu (PDF) - KR Electronics, Inc.

tên linh kiện 2820-10.7
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.7 MHz bandpass filter
kích thước tập tin   48.35 Kbytes
Html View  1   2 
nhà sản xuất  KR [KR Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.

2820-10.7 bảng dữ liệu (PDF) - KR Electronics, Inc.



Số phần tương tự - 2820-10.7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KR Electronics, Inc.
2820-12.7 KR-2820-12.7 Datasheet
371Kb / 2P
12.7 MHz surface mount bandpass filter
2820-14.7 KR-2820-14.7 Datasheet
371Kb / 2P
14.7 MHz surface mount bandpass filter
2820-18.7 KR-2820-18.7 Datasheet
371Kb / 2P
18.7 MHz surface mount bandpass filter
More results


Mô tả tương tự - 2820-10.7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
Oscilent Corporation
759-0107-A5 OSCILENT-759-0107-A5 Datasheet
138Kb / 2P
Ceramic Filter 10.7 MHz Low Profile
762-0107-HY OSCILENT-762-0107-HY Datasheet
131Kb / 2P
Surface Mount Filter 10.7 MHz Ceramic
763-0107-A5 OSCILENT-763-0107-A5 Datasheet
127Kb / 2P
10.7 MHz Chip Type Ceramic Filter
760-0107-A5 OSCILENT-760-0107-A5 Datasheet
139Kb / 2P
Ceramic Filter 10.7 MHz
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
logo
KR Electronics, Inc.
2567-1 KR-2567-1 Datasheet
88Kb / 2P
10.7 MHz Bandpass
2892-SMA-MF KR-2892-SMA-MF Datasheet
75Kb / 3P
250 MHz Bandpass Filter
2395-10.7M-3M-50 KR-2395-10.7M-3M-50 Datasheet
92Kb / 2P
KR 2395-10.7-3M-50 is a 10.7 MHz surface mount bandpass filter.
More results

Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com