| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 Alpha Wire |
2471
|
92Kb / 4P |
Customer Specification
1/4/2023 |
 Keystone Electronics Co... |
2471
|
450Kb / 1P |
Economical design, available with PC terminals or wire leads
|
 Belden Inc. |
2471
|
400Kb / 3P |
M12 Standard Sensor/Actuator Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin,A-coded, translucent body, 230 V AC/DC, 4 A; PUR black cable, 3-wires, 0.34 mm²
|
 Heyco. |
2471
|
106Kb / 1P |
Snap Bushings
|
 Adafruit Industries |
2471
|
202Kb / 3P |
Adafruit HUZZAH ESP8266 Breakout
7/16/2015 |