| nhà sản xuất | tên linh kiện | bảng dữ liệu | Giải thích chi tiết về linh kiện |
 STMicroelectronics |
IRF630S
|
85Kb / 8P |
N - CHANNEL 200V - 0.35ohm - 9A - D2PAK MESH OVERLAY] MOSFET
Dec-1998 |
|
STB8NS25
|
427Kb / 9P |
N-CHANNEL 250V - 0.38ohm - 8A D2PAK MESH OVERLAY™ MOSFET
Jul-2001 |
|
STH15NB50FI
|
110Kb / 3P |
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MESH OVERLAY POWER MOSFET
Jan-1997 |
|
STY100NS20FD
|
260Kb / 8P |
N-CHANNEL 200V - 0.022ohm - 100A Max247 MESH OVERLAY™ Power MOSFET
Jan-2002 |
|
STY140NS10
|
254Kb / 8P |
N-CHANNEL 100V - 0.009 ohm - 140A MAX247??MESH OVERLAY??POWER MOSFET
Aug-2001 |
|
STE110NS20FD
|
277Kb / 8P |
N-CHANNEL 200V - 0.022W - 110A ISOTOP MESH OVERLAY™ Power MOSFET
January 2002 |
|
STP30NS15LFP
|
317Kb / 9P |
N-CHANNEL 150V - 0.085 W - 10A TO-220FP MESH OVERLAY??POWER MOSFET
Jul-2003 |
|
STE110NS20FD
|
242Kb / 12P |
N-channel 200V - 0.022廓 - 110A - ISOTOP MESH OVERLAY??Power MOSFET
12-May-2006 |
|
STY100NS20FD
|
232Kb / 12P |
N-channel 200V - 0.022Ω - 100A - Max247 MESH OVERLAY??Power MOSFET
15-May-2006 |
|
STB40NS15T4
|
322Kb / 13P |
N-channel 150V - 0.045Ω - 40A - D2PAK MESH OVERLAY™ Power MOSFET
October 2007 |